công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NEBM-T12G4-R-10-LE4 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện NEBM-T12G4-R-10-LE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Connecting cable
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

NEBM-T12G4-R-10-LE4 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Festo Corporation.

  NEBM-T12G4-R-10-LE4 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation. NEBM-T12G4-R-10-LE4 Datasheet HTML 2Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Feature
Value
CE marking (see declaration of conformity)
As per EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)
To UK RoHS instructions
LABS (PWIS) conformity
VDMA24364 zone III
Note on materials
RoHS-compliant
Contamination level
3
Corrosion resistance class (CRC)
0 - No corrosion stress
Material of cable sheath
PVC
Color cable sheath
Black
Housing material
TPE-U(PUR)
Housing colour
Black
Material of screw-type lock
High-alloy stainless steel
Seals material
HNBR
Material of pin contacts
Brass, gold-plated
Insulating sheath material
PVC
5/22/24 - Subject to change - Festo SE & Co. KG
2/2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com