công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SF1602CT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện SF1602CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER FAST RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SF1602CT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SF1602CT Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SF1602CT Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
CASE TEMPERATURE, ( C )
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
FIG. 3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE
CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
250
200
150
100
50
0
FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, (%)
FIG. 2 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, (V)
(+)
(+)
25Vdc
(approx.)
( )
PULSE
GENERATOR
(NOTE 2)
OSCILLISCOPE
(NOTE 1)
1
NON-
INDUCTIVE
NOTES: 1. Rise Time= 7ns max., Input Impedance= 1 megohm.22pF.
2. Rise Time= 10ns max., Source Impedance= 50 ohms.
D.U.T.
FIG.6- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE
RECOVERY TIME CHARACTERISTICS
10
NONINDUCTIVE
50
NONINDUCTIVE
+0.5A
0
-0.25A
-1.0A
|
|
|
|
|
|
|
1cm
SET TIME BASE FOR
50 / 10ns / cm
trr
Ω
Ω
Ω
( )
1
5
10
20
50
100
TJ =25 C
°
8.3ms Single Half
Sine Wave
JEDEC method
1
10
.1
100
0
20
40
60
80
100
120
1000
TJ=125 C
24
20
16
12
8
4
0
°
TJ=25 C
°
°
1
10
.6
.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
5
100
100V-200V
300V-400V
500V-600V
2 of 2
www.sunmate.tw



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com