công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

121MPE623 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - RUBYCON CORPORATION

tên linh kiện 121MPE623
Giải thích chi tiết về linh kiện  METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RUBYCON [RUBYCON CORPORATION]
Trang chủ  http://www.rubycon.com
Logo RUBYCON - RUBYCON CORPORATION

121MPE623 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - RUBYCON CORPORATION

  121MPE623 Datasheet HTML 1Page - RUBYCON CORPORATION 121MPE623 Datasheet HTML 2Page - RUBYCON CORPORATION 121MPE623 Datasheet HTML 3Page - RUBYCON CORPORATION 121MPE623 Datasheet HTML 4Page - RUBYCON CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
RATED VOLTAGE : 1600VDC/700VAC
DIMENSIONS AND QUANTITY
Part No.
Dimensions (mm)
Typical Packaging Quantity (pcs)
161MPE102
**
161MPE112
**
161MPE122
**
161MPE132
**
161MPE152
**
161MPE162
**
161MPE182
**
161MPE202
**
161MPE222
**
161MPE242
**
161MPE272
**
161MPE302
**
161MPE332
**
161MPE362
**
161MPE392
**
161MPE432
**
161MPE472
**
161MPE512
**
161MPE562
**
161MPE622
**
161MPE682
**
161MPE752
**
161MPE822
**
161MPE912
**
161MPE103
**
161MPE113
**
161MPE123
**
161MPE133
**
161MPE153
**
161MPE163
**
161MPE183
**
161MPE203
**
161MPE223
**
161MPE243
**
161MPE273
**
161MPE303
**
161MPE333
**
AB
C
F
0.5 LS 0.5
d
Bag
Carton
A
B, D
C
E
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.5
7.5
7.5
7.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
9.5
10.0
11.0
11.5
12.0
12.0
12.5
13.5
15.0
15.5
16.0
17.0
18.0
19.0
8.0
8.0
8.0
9.0
9.0
10.5
10.5
12.5
12.5
12.5
13.0
14.5
14.5
14.5
15.0
15.0
15.5
16.0
16.5
16.5
17.0
17.5
17.5
18.0
18.5
19.5
20.0
20.5
22.5
22.0
24.0
24.0
25.5
26.5
27.0
28.0
28.5
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800
800
800
500
500
500
500
500
500
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
300
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
300
300
300
300
300
300
300
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.001
0.0011
0.0012
0.0013
0.0015
0.0016
0.0018
0.002
0.0022
0.0024
0.0027
0.003
0.0033
0.0036
0.0039
0.0043
0.0047
0.0051
0.0056
0.0062
0.0068
0.0075
0.0082
0.0091
0.01
0.011
0.012
0.013
0.015
0.016
0.018
0.02
0.022
0.024
0.027
0.03
0.033
Long Lead type
Taping Ammo pack type - style
:Tolerance (H:
3%, J:
5%)
** : Suffix
PERMISSIBLE CURRENT FOR FREQUENCY
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
MPE
cap(
µF)
+
-
+
-
+
-
+
-
TC
TX, TH TL, TJ
TN
TS
Frequency (kHz)
161MPE
0
1
2
3
4
5
10
100
1000
333
223
103
682
472
332
222
102
152



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com