| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
800MPE752 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
800MPE752 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - RUBYCON CORPORATION |
|
4 / 4 page ![]() RATED VOLTAGE : 1600VDC/700VAC DIMENSIONS AND QUANTITY Part No. Dimensions (mm) Typical Packaging Quantity (pcs) 161MPE102 ** 161MPE112 ** 161MPE122 ** 161MPE132 ** 161MPE152 ** 161MPE162 ** 161MPE182 ** 161MPE202 ** 161MPE222 ** 161MPE242 ** 161MPE272 ** 161MPE302 ** 161MPE332 ** 161MPE362 ** 161MPE392 ** 161MPE432 ** 161MPE472 ** 161MPE512 ** 161MPE562 ** 161MPE622 ** 161MPE682 ** 161MPE752 ** 161MPE822 ** 161MPE912 ** 161MPE103 ** 161MPE113 ** 161MPE123 ** 161MPE133 ** 161MPE153 ** 161MPE163 ** 161MPE183 ** 161MPE203 ** 161MPE223 ** 161MPE243 ** 161MPE273 ** 161MPE303 ** 161MPE333 ** AB C F 0.5 LS 0.5 d Bag Carton A B, D C E 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 10.0 11.0 11.5 12.0 12.0 12.5 13.5 15.0 15.5 16.0 17.0 18.0 19.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 13.0 14.5 14.5 14.5 15.0 15.0 15.5 16.0 16.5 16.5 17.0 17.5 17.5 18.0 18.5 19.5 20.0 20.5 22.5 22.0 24.0 24.0 25.5 26.5 27.0 28.0 28.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 5.0/7.5/15.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 800 800 500 500 500 500 500 500 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 300 300 - - - - - - - - - - - - 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 400 400 400 300 300 300 300 300 300 300 300 - - - - - - - - - - - - 0.001 0.0011 0.0012 0.0013 0.0015 0.0016 0.0018 0.002 0.0022 0.0024 0.0027 0.003 0.0033 0.0036 0.0039 0.0043 0.0047 0.0051 0.0056 0.0062 0.0068 0.0075 0.0082 0.0091 0.01 0.011 0.012 0.013 0.015 0.016 0.018 0.02 0.022 0.024 0.027 0.03 0.033 Long Lead type Taping Ammo pack type - style :Tolerance (H: 3%, J: 5%) ** : Suffix PERMISSIBLE CURRENT FOR FREQUENCY METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS MPE cap( µF) + - + - + - + - TC TX, TH TL, TJ TN TS Frequency (kHz) 161MPE 0 1 2 3 4 5 10 100 1000 333 223 103 682 472 332 222 102 152 |