công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

800MPE362 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION

tên linh kiện 800MPE362
Giải thích chi tiết về linh kiện  METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RUBYCON [RUBYCON CORPORATION]
Trang chủ  http://www.rubycon.com
Logo RUBYCON - RUBYCON CORPORATION

800MPE362 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION

  800MPE362 Datasheet HTML 1Page - RUBYCON CORPORATION 800MPE362 Datasheet HTML 2Page - RUBYCON CORPORATION 800MPE362 Datasheet HTML 3Page - RUBYCON CORPORATION 800MPE362 Datasheet HTML 4Page - RUBYCON CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
RATED VOLTAGE : 800VDC/250VAC
DIMENSIONS AND QUANTITY
Part No.
Dimensions (mm)
Typical Packaging Quantity (pcs)
800MPE102
**
800MPE112
**
800MPE122
**
800MPE132
**
800MPE152
**
800MPE162
**
800MPE182
**
800MPE202
**
800MPE222
**
800MPE242
**
800MPE272
**
800MPE302
**
800MPE332
**
800MPE362
**
800MPE392
**
800MPE432
**
800MPE472
**
800MPE512
**
800MPE562
**
800MPE622
**
800MPE682
**
800MPE752
**
800MPE822
**
800MPE912
**
800MPE103
**
800MPE113
**
800MPE123
**
800MPE133
**
800MPE153
**
800MPE163
**
800MPE183
**
800MPE203
**
800MPE223
**
800MPE243
**
800MPE273
**
800MPE303
**
800MPE333
**
800MPE363
**
800MPE393
**
800MPE433
**
800MPE473
**
800MPE513
**
800MPE563
**
800MPE623
**
800MPE683
**
800MPE753
**
800MPE823
**
800MPE913
**
800MPE104
**
800MPE114
**
800MPE124
**
800MPE134
**
800MPE154
**
AB
C
F
0.5 LS 0.5
d
Bag
Carton
A
B, D
C
E
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
6.0
6.5
6.5
7.0
7.0
7.5
7.5
8.0
8.5
9.0
9.0
6.5
7.0
7.0
7.5
7.5
8.0
7.5
7.5
8.0
8.0
8.5
9.0
9.5
9.5
9.5
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.0
12.5
13.5
14.0
15.0
15.5
16.5
8.0
8.0
8.0
9.0
9.0
9.0
10.5
10.5
9.5
9.5
11.0
11.0
11.5
11.5
11.5
12.0
12.0
12.5
12.5
13.0
13.0
13.5
13.5
14.0
14.5
12.0
12.5
12.5
13.0
13.0
13.5
12.5
13.0
13.0
13.5
14.0
14.0
14.5
15.0
16.5
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
20.0
20.5
21.0
22.0
22.5
23.5
24.0
25.5
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
5.0/7.5/15.0
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
200
200
200
200
200
200
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800
800
800
800
800
500
500
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
400
400
500
500
500
400
400
400
400
400
400
400
400
400
300
300
300
300
300
300
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
400
400
300
300
300
300
400
400
400
400
400
300
400
400
300
300
300
300
300
300
300
300
300
200
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.001
0.0011
0.0012
0.0013
0.0015
0.0016
0.0018
0.002
0.0022
0.0024
0.0027
0.003
0.0033
0.0036
0.0039
0.0043
0.0047
0.0051
0.0056
0.0062
0.0068
0.0075
0.0082
0.0091
0.01
0.011
0.012
0.013
0.015
0.016
0.018
0.02
0.022
0.024
0.027
0.03
0.033
0.036
0.039
0.043
0.047
0.051
0.056
0.062
0.068
0.075
0.082
0.091
0.1
0.11
0.12
0.13
0.15
Long Lead type
Taping Ammo pack type - style
: Tolerance (H:
3%, J:
5%)
** : Suffix
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
MPE
PERMISSIBLE CURRENT FOR FREQUENCY
cap(
µF)
+
-
+
-
+
-
+
-
TC
TX, TH TL, TJ
TN
TS
Frequency (kHz)
800MPE
0
1
2
3
4
5
10
100
1000
154
104
473
223
103
472
222
102



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com