công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSA1244 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện KSA1244
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

KSA1244 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  KSA1244 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited KSA1244 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Silicon PNP Power Transistor
KSA1244
www.iscsemi.com
1
DESCRIPTION
· Collector-Emitter Breakdown Voltage
-V(BR)CEO= -50V(Min)
· Collector-Emitter Saturation Voltage
-VCE(sat):= -0.5V(Max) @IC= -3A
· Complement to 2SC3074
APPLICATIONS
· Low frequency amplifier
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-Base Voltage
-60
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
-50
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
-5
V
IC
Collector Current-Continuous
-5
A
PC
Collector Power Dissipation
@ TC=25℃
20
W
TJ
Junction Temperature
150
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150
℃
2


Số phần tương tự - KSA1244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSA1244 FAIRCHILD-KSA1244 Datasheet
39Kb / 4P
High Current Switching
More results

Mô tả tương tự - KSA1244

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
2SA1142 NEC-2SA1142 Datasheet
64Kb / 1P
PNP SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Microsemi Corporation
2N5151 MICROSEMI-2N5151 Datasheet
60Kb / 2P
PNP POWER SILICON TRANSISTOR
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1303 ISC-2SA1303 Datasheet
106Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1741 ISC-2SA1741 Datasheet
164Kb / 3P
Silicon PNP Power Transistor
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA1880 NJSEMI-2SA1880 Datasheet
76Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1939 NJSEMI-2SA1939 Datasheet
75Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1941 NJSEMI-2SA1941 Datasheet
74Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1943 NJSEMI-2SA1943 Datasheet
81Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
2SA1986 NJSEMI-2SA1986 Datasheet
75Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
BDY83 NJSEMI-BDY83 Datasheet
76Kb / 2P
Silicon PNP Power Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com