| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
B65495 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B65495 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - EPCOS |
|
5 / 6 page ![]() 311 08/01 Adjusting screw G Tube core with thread and core brake made of polyacetal Plastic adjusting screwdriver (not shown) Plastic handle for adjusting screwdriver (not shown) Adjusting screw Adjusting screw Min. adjusting range % Ordering code Tube core ∅ × length mm Material Color code 1,25 × 1,2 K 1 blue 10 B65496-A3001-X1 Adjusting screwdriver B63399-A1007 Handle B63399-B5 B63399 B65496 Accessories P 4,6 × 4,1 |