công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS50K130PK2 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - EPCOS

tên linh kiện LS50K130PK2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Strap Varistors
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

LS50K130PK2 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - EPCOS

  LS50K130PK2 Datasheet HTML 1Page - EPCOS LS50K130PK2 Datasheet HTML 2Page - EPCOS LS50K130PK2 Datasheet HTML 3Page - EPCOS LS50K130PK2 Datasheet HTML 4Page - EPCOS LS50K130PK2 Datasheet HTML 5Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
234 04/02
SIOV-LS50K … P
Weight: 30 … 90 g
SIOV-LS50K … PK2
Weight: 30 … 90 g
Dimensions
Type
SIOV-
Tmax
mm
L
± 1,0
mm
LS50K130P
8,1
– 3,5
LS50K150P
8,3
– 3,2
LS50K230P
9,0
– 2,0
LS50K250P
9,2
– 1,8
LS50K275P
9,4
– 1,6
LS50K320P
9,9
– 1,1
LS50K385P
10,6
– 0,4
LS50K420P
10,9
0,0
LS50K440P
11,1
0,2
LS50K460P
11,4
0,4
LS50K550P
12,3
1,2
VAR0492-R
7
3,5
25,4±0,5
57 max.
T
Type
SIOV-
Tmax
mm
L
± 1,0
mm
LS50K130PK2
8,1
4,4
LS50K150PK2
8,3
4,6
LS50K230PK2
9,0
5,3
LS50K250PK2
9,2
5,5
LS50K275PK2
9,4
5,8
LS50K320PK2
9,9
6,3
LS50K385PK2
10,6
6,9
LS50K420PK2
10,9
7,3
LS50K440PK2
11,1
7,5
LS50K460PK2
11,4
7,8
LS50K550PK2
12,3
8,7
VAR0500-W
7
25,4±0,5
57 max.
T
3,5
L
HighE Series
Strap Varistors



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com