công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISU6052 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện ISU6052
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast High Voltage Diode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ISU6052 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ISU6052 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISU6052 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISU6052 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
ISU6052
eq STTH30W03CW
Ultrafast High Voltage Diode
www.iscsemi.com
1
DESCRIPTION
· Ultrafast Switching
· Low Reverse Recovery Current
· Reduces Switching Losses
APPLICATIONS
· Switch Mode Power Supply (SMPS)
· Uninterruptible Power Supply (UPS)
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VRRM
Recurrent Peak Reverse Voltage
300
V
VRMS
RMS Voltage
300
V
VDC
DC Blocking Voltage
300
V
IFAV
Average Forward Current,
δ = 0.5
Per diode
15
A
Per device
30
A
IFSM
Surge Non Repetitive Forward Current
tp = 10ms sinusoidal
150
A
TJ
Junction Temperature
-55~175
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-65~175
℃
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case
Per diode
1.7
℃
/W
Thermal Resistance,Junction to Case
Total
1.0
℃
/W


Số phần tương tự - ISU6052

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
ISU6005 ISC-ISU6005 Datasheet
428Kb / 2P
Ultra fast Rectifier
ISU6008 ISC-ISU6008 Datasheet
286Kb / 2P
Ultrafast Recovery Diode
ISU6011 ISC-ISU6011 Datasheet
344Kb / 2P
Ultrafast Recovery Diode
ISU6013 ISC-ISU6013 Datasheet
333Kb / 2P
Ultrafast Recovery Diode
ISU6014 ISC-ISU6014 Datasheet
295Kb / 2P
Ultrafast Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - ISU6052

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH810 STMICROELECTRONICS-STTH810 Datasheet
193Kb / 11P
Ultrafast recovery - high voltage diode
02-Mar-2006
STTH3010 STMICROELECTRONICS-STTH3010 Datasheet
148Kb / 10P
Ultrafast recovery - high voltage diode
02-Mar-2006
STTH212 STMICROELECTRONICS-STTH212 Datasheet
140Kb / 9P
High voltage ultrafast diode
28-Jun-2005
STTH12010TV STMICROELECTRONICS-STTH12010TV Datasheet
143Kb / 8P
Ultrafast recovery - high voltage diode
02-Mar-2006
STTH6010 STMICROELECTRONICS-STTH6010 Datasheet
132Kb / 8P
Ultrafast recovery - high voltage diode
02-Mar-2006
STTH1210 STMICROELECTRONICS-STTH1210 Datasheet
194Kb / 11P
Ultrafast recovery - high voltage diode
02-Mar-2006
STTH6110TV STMICROELECTRONICS-STTH6110TV Datasheet
148Kb / 8P
Ultrafast recovery - high voltage diode
22-Feb-2006
logo
Inchange Semiconductor ...
STTA6006TV1 ISC-STTA6006TV1 Datasheet
241Kb / 2P
ULTRAFAST HIGH VOLTAGE DIODE
STTA9012TV2 ISC-STTA9012TV2 Datasheet
347Kb / 3P
Ultrafast High Voltage Diode
STTH6110TV2 ISC-STTH6110TV2 Datasheet
545Kb / 3P
Ultrafast recovery - high voltage diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com