công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCS265P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

tên linh kiện SCS265P
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V/2A SiC Schottky Barrier Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GWSEMI [Goodwork Semiconductor Co., Ltd .]
Trang chủ  http://www.goodwork.com.tw/
Logo GWSEMI - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

SCS265P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

  SCS265P Datasheet HTML 1Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SCS265P Datasheet HTML 2Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SCS265P Datasheet HTML 3Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SCS265P Datasheet HTML 4Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SCS265P
650V/2A SiC Schottky Barrier Diode
TO-247A
Low Forward Voltage (VF)
Shorter recovery time
High speed switching
High surge current capability
Enabling higher frequency and increased power density
System efficiency improvement
System cost and size savings due to the reduced cooling requirements
Features
Halogen Free, RoHS Compliant
1
2
3
Applications
Power Factor Correction in SMPS
Solar inverter
Circuit Diagram
3
1
2
1: Cathode
2: Anode
3: Cathode
Motor Drives
Uninterruptible Power Supply
Data Center
Absolute Maximum Rating
Symbol
Parameter
Value
Unit
Test Condition
VRM
Repetitive peak reverse voltage
650
V TC = 25°C
IF
Continuous forward current
2
A TC = 135°C
IFSM
Surge non-repetitive forward current
29
A TC = 25°C, tp=10ms, Sine half wave
Tj
Junction temperature
175
°
C
TSTG
Storage temperature
-55/+175 °C
PD
Total power dissipation
24
W TC = 25°C


Số phần tương tự - SCS265P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Goodwork Semiconductor ...
SCS265 GWSEMI-SCS265 Datasheet
331Kb / 4P
650V/2A SiC Schottky Barrier Diode
SCS265B GWSEMI-SCS265B Datasheet
333Kb / 4P
650V/2A SiC Schottky Barrier Diode
SCS265D GWSEMI-SCS265D Datasheet
366Kb / 4P
650V/2A SiC Schottky Barrier Diode
SCS265D8 GWSEMI-SCS265D8 Datasheet
484Kb / 4P
650V/2A SiC Schottky Barrier Diode
SCS265F GWSEMI-SCS265F Datasheet
327Kb / 4P
650V/2A SiC Schottky Barrier Diode
More results

Mô tả tương tự - SCS265P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
IDW20G65C5B INFINEON-IDW20G65C5B_15 Datasheet
742Kb / 11P
650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2015-04-13
IDW24G65C5B INFINEON-IDW24G65C5B_15 Datasheet
732Kb / 11P
650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2015-04-13
IDW32G65C5B INFINEON-IDW32G65C5B_15 Datasheet
735Kb / 11P
650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2015-04-13
IDW40G65C5B INFINEON-IDW40G65C5B_15 Datasheet
707Kb / 11P
650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2015-04-13
logo
Chip Integration Techno...
SIC02C60 CITC-SIC02C60 Datasheet
738Kb / 4P
2A SiC Schottky Diode
logo
UnitedSiC.
UJ3D06516TS UNITEDSIC-UJ3D06516TS Datasheet
966Kb / 5P
16A - 650V SiC Schottky Diode
Rev. B, January 2018
UJ3D06520KSD UNITEDSIC-UJ3D06520KSD Datasheet
558Kb / 5P
20A - 650V SiC Schottky Diode
Rev. B, April 2018
logo
Infineon Technologies A...
IDDD12G65C6 INFINEON-IDDD12G65C6 Datasheet
651Kb / 9P
650V SiC Schottky Diode
Rev. 2.0, 2018-02-06
logo
Silicon Supplies
SIS650S20AS SS-SIS650S20AS Datasheet
989Kb / 3P
650V 20A SiC Schottky Diode
Rev 1.0 30/10/23
SIS650S30AS SS-SIS650S30AS Datasheet
1Mb / 3P
650V 30A SiC Schottky Diode
Rev 1.0 30/10/23
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com