công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCS265F bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

tên linh kiện SCS265F
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V/2A SiC Schottky Barrier Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GWSEMI [Goodwork Semiconductor Co., Ltd .]
Trang chủ  http://www.goodwork.com.tw/
Logo GWSEMI - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

SCS265F bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

  SCS265F Datasheet HTML 1Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SCS265F Datasheet HTML 2Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SCS265F Datasheet HTML 3Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SCS265F Datasheet HTML 4Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SCS265F
ITO-220A
PACKAGE OUTLINE
Package Dimensions
Symbol
Dimensions In Millimeters
Symbol
Dimensions In Millimeters
Min.
NOM.
Max.
Min.
NOM.
Max.
A
4.60
4.70
4.80
Q
2.65
2.75
2.85
b
0.70
0.80
0.91
Q1
3.20
3.30
3.40
b1
1.20
1.30
1.47
ØR
3.08
3.18
3.28
b2
1.10
1.20
1.30
C
0.45
0.50
0.63
D
15.80
15.87
15.97
e
2.54
E
10.00
10.10
10.30
F
2.44
2.54
2.64
G
6.50
6.70
6.90
L
12.90
13.10
13.30
L1
3.13
3.23
3.33



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com