công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SCS1065P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

tên linh kiện SCS1065P
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V/10A SiC Schottky Barrier Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GWSEMI [Goodwork Semiconductor Co., Ltd .]
Trang chủ  http://www.goodwork.com.tw/
Logo GWSEMI - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

SCS1065P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .

  SCS1065P Datasheet HTML 1Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SCS1065P Datasheet HTML 2Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SCS1065P Datasheet HTML 3Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd . SCS1065P Datasheet HTML 4Page - Goodwork Semiconductor Co., Ltd .  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SCS1065P
Package Dimensions
Symbol
Dimensions In Millimeters
Symbol
Dimensions In Millimeters
Min.
NOM.
Max.
Min.
NOM.
Max.
A
4.83
5.02
5.21
E
15.75
15.94
16.13
A1
2.29
2.41
2.55
E1
13.46
14.02
14.16
A2
1.50
2.00
2.49
E2
4.32
4.91
5.49
b
1.12
1.20
1.33
e
5.44BSC
b1
1.12
1.20
1.28
L
19.81
20.07
20.32
b2
1.91
2.00
2.39
L1
4.10
4.19
4.40
b3
1.91
2.00
2.34
ØP
3.56
3.61
3.65
c
0.55
0.60
0.69
ØP1
7.19REF.
c1
0.55
0.60
0.65
Q
5.39
5.79
6.20
D
20.80
20.95
21.10
S
6.04
6.17
6.30
D1
16.25
16.55
17.65
D2
0.51
1.19
1.35
TO-247
PACKAGE OUTLINE
A



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com