| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADP3192A bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADP3192A bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Analog Devices |
|
17 / 32 page ![]() ADP3192A Rev. 0 | Page 17 of 32 VR11 DAC CODES: VIDSEL = HIGH VR10.x DAC CODES: VIDSEL = LOW OUTPUT VID7 VID6 VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VID5 VID6 0.80000 1 0 0 0 0 0 1 0 N/A 0.79375 1 0 0 0 0 0 1 1 N/A 0.78750 1 0 0 0 0 1 0 0 N/A 0.78125 1 0 0 0 0 1 0 1 N/A 0.77500 1 0 0 0 0 1 1 0 N/A 0.76875 1 0 0 0 0 1 1 1 N/A 0.76250 1 0 0 0 1 0 0 0 N/A 0.75625 1 0 0 0 1 0 0 1 N/A 0.75000 1 0 0 0 1 0 1 0 N/A 0.74375 1 0 0 0 1 0 1 1 N/A 0.73750 1 0 0 0 1 1 0 0 N/A 0.73125 1 0 0 0 1 1 0 1 N/A 0.72500 1 0 0 0 1 1 1 0 N/A 0.71875 1 0 0 0 1 1 1 1 N/A 0.71250 1 0 0 1 0 0 0 0 N/A 0.70625 1 0 0 1 0 0 0 1 N/A 0.70000 1 0 0 1 0 0 1 0 N/A 0.69375 1 0 0 1 0 0 1 1 N/A 0.68750 1 0 0 1 0 1 0 0 N/A 0.68125 1 0 0 1 0 1 0 1 N/A 0.67500 1 0 0 1 0 1 1 0 N/A 0.66875 1 0 0 1 0 1 1 1 N/A 0.66250 1 0 0 1 1 0 0 0 N/A 0.65625 1 0 0 1 1 0 0 1 N/A 0.65000 1 0 0 1 1 0 1 0 N/A 0.64375 1 0 0 1 1 0 1 1 N/A 0.63750 1 0 0 1 1 1 0 0 N/A 0.63125 1 0 0 1 1 1 0 1 N/A 0.62500 1 0 0 1 1 1 1 0 N/A 0.61875 1 0 0 1 1 1 1 1 N/A 0.61250 1 0 1 0 0 0 0 0 N/A 0.60625 1 0 1 0 0 0 0 1 N/A 0.60000 1 0 1 0 0 0 1 0 N/A 0.59375 1 0 1 0 0 0 1 1 N/A 0.58750 1 0 1 0 0 1 0 0 N/A 0.58125 1 0 1 0 0 1 0 1 N/A 0.57500 1 0 1 0 0 1 1 0 N/A 0.56875 1 0 1 0 0 1 1 1 N/A 0.56250 1 0 1 0 1 0 0 0 N/A 0.55625 1 0 1 0 1 0 0 1 N/A 0.55000 1 0 1 0 1 0 1 0 N/A 0.54375 1 0 1 0 1 0 1 1 N/A 0.53750 1 0 1 0 1 1 0 0 N/A 0.53125 1 0 1 0 1 1 0 1 N/A 0.52500 1 0 1 0 1 1 1 0 N/A 0.51875 1 0 1 0 1 1 1 1 N/A 0.51250 1 0 1 1 0 0 0 0 N/A 0.50625 1 0 1 1 0 0 0 1 N/A 0.50000 1 0 1 1 0 0 1 0 N/A OFF 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 OFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |