công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN54LVC02A bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN54LVC02A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC02A-Q1 Automotive Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN54LVC02A bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button SN54LVC02A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN54LVC02A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN54LVC02A Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SN54LVC02A Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SN54LVC02A Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SN54LVC02A Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SN54LVC02A Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SN54LVC02A Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SN54LVC02A Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 21 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
14X (0.6)
14X (0.25)
10X (0.5)
(2.3)
(2.8)
(1.38)
(0.95)
(R0.05) TYP
WQFN - 0.8 mm max height
BQA0014B
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4227062/B 09/2021
NOTES: (continued)
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 MM THICK STENCIL
SCALE: 20X
EXPOSED PAD 15
87% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SYMM
SYMM
2
6
7
8
9
13
14
1
15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com