công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC08ABQAR bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC08ABQAR
Giải thích chi tiết về linh kiện  SNx4LVC08A Quadruple 2-Input Positive-AND Gates
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74LVC08ABQAR bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC08ABQAR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments SN74LVC08ABQAR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments SN74LVC08ABQAR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments SN74LVC08ABQAR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments SN74LVC08ABQAR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments SN74LVC08ABQAR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments SN74LVC08ABQAR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments SN74LVC08ABQAR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments SN74LVC08ABQAR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 44 page
background image
NOTES:
1.
All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. The package thermal pad must be soldered to the printed circuit board for optimal thermal and mechanical performance.
PACKAGE OUTLINE
4224636/A 11/2018
www.ti.com
WQFN - 0.8 mm max height
PLASTIC QUAD FLAT PACK-NO LEAD
BQA0014A
A
0.08 C
0.1
C A B
0.05
C
B
SYMM
SYMM
2.6
2.4
3.1
2.9
PIN 1 INDEX AREA
0.8
0.7
0.05
0.00
SEATING PLANE
C
1.1
0.9
1.6
1.4
2X 0.5
2X
2
8X 0.5
14X 0.3
0.2
14X 0.5
0.3
(0.2) TYP
2
6
7
8
9
13
14
1
15
PIN 1 ID
(OPTIONAL)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com