công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SNX4LVC02A bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SNX4LVC02A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC02A Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SNX4LVC02A bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button SNX4LVC02A Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments SNX4LVC02A Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 37 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
14X .008-.014
[0.2-0.36]
TYP
-15
0
AT GAGE PLANE
-.314
.308
-7.97
7.83
[
]
14X
-.026
.014
-0.66
0.36
[
]
14X
-.065
.045
-1.65
1.15
[
]
.2 MAX TYP
[5.08]
.13 MIN TYP
[3.3]
TYP
-.060
.015
-1.52
0.38
[
]
4X .005 MIN
[0.13]
12X .100
[2.54]
.015
GAGE PLANE
[0.38]
A
-.785
.754
-19.94
19.15
[
]
B
-.283
.245
-7.19
6.22
[
]
CDIP - 5.08 mm max height
J0014A
CERAMIC DUAL IN LINE PACKAGE
4214771/A 05/2017
NOTES:
1. All controlling linear dimensions are in inches. Dimensions in brackets are in millimeters. Any dimension in brackets or parenthesis are for
reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This package is hermitically sealed with a ceramic lid using glass frit.
4. Index point is provided on cap for terminal identification only and on press ceramic glass frit seal only.
5. Falls within MIL-STD-1835 and GDIP1-T14.
7
8
14
1
PIN 1 ID
(OPTIONAL)
SCALE 0.900
SEATING PLANE
.010 [0.25] C A B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com