công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S23C03 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện S23C03
Giải thích chi tiết về linh kiện  TVS ARRAY SERIES
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

S23C03 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  S23C03 Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD S23C03 Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD S23C03 Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD S23C03 Datasheet HTML 4Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Technical Data
Data Sheet N1001, Rev. A
 China - Germany - Korea - Singapore - United States 
 http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
S23C03
THRU
S23C36
For information on tape and reel specifications, including part
orientation and tape sizes, please refer to our tape and reel
packaging specification.
Electrical Characteristics@25°C
Part
Number
Device
Code
Stand-off
Voltage
Vwm
(V)
Max
Breakdo
wn
Voltage
VBR
@1mA
(V)
Min
Clampin
g
Voltage
Vc
@ 1 A
(V)
Max
Leakage
Current
IR
@ Vwm
(uA)
Max
Capacitan
ce
(f = 1MHz)
C@ 0V
(pF)
Pin 1-3, 2-
3 Max
Capacitance
(f = 1MHz)
C@ 0V
(pF)
Pin 1- 2
Max
S23C03
03
3.3
4
8
200
600
300
S23C05
05
5.0
6
10.8
20
400
200
S23C12
12
12.0
13.3
19
0.1
160
80
S23C15
15
15.0
16.7
25
0.1
130
65
S23C24
24
24.0
26.7
44
0.1
80
40
S23C36
36
36.0
40.0
60
0.1
50
28
Ratings and Characteristics Curves
Ordering Information
Marking Diagram
Device
Package
Shipping
S23C03
THRU
S23C36
SOT-23
(Pb-Free)
3000pcs / reel
S23C03TR
THRU
S23C36TR
SOT-23
(Pb-Free)
3000pcs / reel
Where 05 is S23C05
05
= Part Number



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com