công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BES02HW bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

tên linh kiện BES02HW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductive Sensors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
Trang chủ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BES02HW bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BES02HW Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BES02HW Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Inductive Sensors
BES 516-325-SA19-05
Order Code: BES02HW
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-27-01-01
Subject to change without notice: 272007
ETIM 6.0: EC002714
BES02HW_0.78_2023-12-13
2 / 2
Material
Housing material
Brass, nickel-plated
Material jacket
Silicone
Material sensing surface
PEEK
Mechanical data
Dimension
Ø 12 x 75 mm
Installation
for flush mounting
Size
M12x1
Tightening torque
10 Nm
Range/Distance
Assured operating distance Sa
1.6 mm
Hysteresis H max. (% of Sr)
15.0 %
Rated operating distance Sn
2 mm
Real switching distance sr
2 mm
Repeat accuracy max. (% of Sr)
5.0 %
Temperature drift max. (% of Sr)
10 %
Tolerance Sr
±10 %
Remarks
Ta 70 °C…120 °C: Ie = 200 - (Ta-70)
Recommendation: After a short circuit check the device for proper function.
For more information about MTTF and B10d see MTTF / B10d Certificate
Indication of the MTTF- / B10d value does not represent a binding composition and/or life expectancy assurance; these are simply experiential values with no
warranty implications. These declared values also do not extend the expiration period for defect claims or affect it in any way.
Wiring Diagrams
1) For SCP see electrical data



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com