công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GRVJLPL1.F3 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện GRVJLPL1.F3
Giải thích chi tiết về linh kiện  The OSLON Pure® 1414, one of the best lumen density, excellent efficiency and color homogeneity.
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GRVJLPL1.F3 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button GRVJLPL1.F3 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GRVJLPL1.F3 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GRVJLPL1.F3 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GRVJLPL1.F3 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GRVJLPL1.F3 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GRVJLPL1.F3 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GRVJLPL1.F3 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GRVJLPL1.F3 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH GRVJLPL1.F3 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
GR VJLPL1.F3
DATASHEET
DATASHEET
6 | Version 1.2 | 2024-04-03
Brightness Groups
Group
Luminous Flux 1)
Luminous Flux 1)
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
min.
max.
Φ
V
Φ
V
HS
35.9 lm
39.0 lm
HT
39.0 lm
41.9 lm
HU
41.9 lm
45.0 lm
Forward Voltage Groups
Group
Forward Voltage 3)
Forward Voltage 3)
I
F = 350 mA
I
F = 350 mA
min.
max.
V
F
V
F
K1
2.60 V
2.70 V
K2
2.70 V
2.80 V
L1
2.80 V
2.90 V
L2
2.90 V
3.00 V
M1
3.00 V
3.10 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com