| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
4LS10K-5MIA bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4LS10K-5MIA bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - OSRAM GmbH |
|
48 / 115 page ![]() Document Feedback 4LS Functional Description Datasheet • PUBLIC DS000542 • v3-01 • 2022-Nov-17 114 │ 47 Parameters Clocks Minimum LVALLow_Period 38 7.11.5 Maximum Line Rate for Region of Interest (ROI) The sensor features the capability to define a Region of Interest to be readout on each 2K5 segment, using bit 7 of register 0x01. Despite the fact this feature works for 4LS15K and 4LS10K, it was only validated for 4LS5K. This ROI is defined by setting a Start Address (ROIStart) on register 0x19 and an End Address (ROIEnd) on register 0x1A. The region of interest (number of readout pixels) is given by the following equation: Equation 9: ������������������������ (������������������������������������) = ((������������������������������������ − ������������������������������������������������) + 1) × (4 × ������) With: ● m = 1 for 1-To-1 ● m = 2 for 2-To-1 ● m = 4 for 4-To-1 The use of ROI presents some constrains that the user must respect: ● ROIEnd address (register 0x1A) cannot be smaller than ROIStart address (register 0x19), however it can be the same. ● The ROI always reads a minimum size of 16 columns. ● Each ROI address will generate a jump of 16 columns on readout. ROIStart and ROIEnd addresses should be programmed between 0 and 160 (0xA0). Equation 10: ������������������������������ ������������������������������������ = ������������������������������������������������ × 16 Equation 11: ������������������������ ������������������������������������ = ������������������������������������ × 16 + 16 Equation 12: ������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ = #������������������������ × ������������������������ With: ● #LVDS = 4 for 1-To-1 ● #LVDS = 2 for 2-To-1 ● #LVDS = 1 for 4-To-1 |