| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
4LS15K bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
4LS15K bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - OSRAM GmbH |
|
42 / 115 page ![]() Document Feedback 4LS Functional Description Datasheet • PUBLIC DS000542 • v3-01 • 2022-Nov-17 114 │ 41 Equation 2: ������������������������������������������ ������������������������ = ������������������������ + ������������ + ������������������ = ������������������������ + ������������������������������������������_������������������������������������ Figure 59: Data and VTS Clocks Readout Mode Data (clocks) Minimum LVAL Low Period (clocks) Minimum Readout Time (clocks) 1-To-1 644 26 670 2-To-1 1288 30 1318 4-To-1 2576 38 2614 7.11.3 ADC Time The ADC time depends on the sensor configuration (internal or external START_AD, ADC stabilization on or off, ADC end of range, output mode). Note that End of Range (EOR) value, that gives the maximum EOR level, is performed using 10-bit. Therefore, the two LSBs are hardwired fixed at '1' and the other 8 bits come from the End of Range register value. Figure 60: End of Range Value Value Defined by End of Range Register Hardwired Fix Values x x x x x x x x 1 1 The following formula presents the relationship between the value on the register and the number of clock cycles. Equation 3: ������������������������������������������������ = (������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ × 4) + 3 Figure 61: ADC Time According to the Sensor Configuration Start AD ADC Stabilization Output Mode ADC Time [clocks] Auto Start AD OFF Status2Reg[4] = ' 0 ' ADC Response Stabilization OFF Status6Reg[0] = ' 0 ' 8-bit mode Status2Reg[3] = ' 1 ' 24 + ROUNDUP(EOR_value + 1) = 280(1) 12-bit mode Status2Reg[3] = ' 0 ' 24 + ROUNDUP((EOR_value + 1) / 1.5) = 707(1) |