công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VRPB-15C bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Bel Fuse Inc.

tên linh kiện VRPB-15C
Giải thích chi tiết về linh kiện  NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BEL [Bel Fuse Inc.]
Trang chủ  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.

VRPB-15C bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Bel Fuse Inc.

  VRPB-15C Datasheet HTML 1Page - Bel Fuse Inc. VRPB-15C Datasheet HTML 2Page - Bel Fuse Inc. VRPB-15C Datasheet HTML 3Page - Bel Fuse Inc. VRPB-15C Datasheet HTML 4Page - Bel Fuse Inc. VRPB-15C Datasheet HTML 5Page - Bel Fuse Inc. VRPB-15C Datasheet HTML 6Page - Bel Fuse Inc. VRPB-15C Datasheet HTML 7Page - Bel Fuse Inc. VRPB-15C Datasheet HTML 8Page - Bel Fuse Inc. VRPB-15C Datasheet HTML 9Page - Bel Fuse Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Bel Fuse Inc.
206 Van Vorst Street, Jersey City, NJ 07302
• Tel 201-432-0463 • Fax 201-432-9542 • www.belfuse.com
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS
3.3 Vdc Input
0.9 Vdc - 2.5 Vdc/15 A Output
Transient Response Waveforms (continued)
Vout=1.5 V 100% to 50% Load Transients
Vout=1.5 V 50% to 100% Load Transients
Vout=1.2 V 100% to 50% Load Transients
Vout=1.2 V 50% to 100% Load Transients
Vout=0.9 V 100% to 50% Load Transients
Vout=0.9 V 50% to 100% Load Transients
Note:
Transient response at di/dt=0.5 A/us, Vin=3.3 Vdc, Ta=25 °C, with two 220 uF tantalum caps at output.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com