công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VRBA-03F1AX bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Bel Fuse Inc.

tên linh kiện VRBA-03F1AX
Giải thích chi tiết về linh kiện  NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BEL [Bel Fuse Inc.]
Trang chủ  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.

VRBA-03F1AX bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Bel Fuse Inc.

  VRBA-03F1AX Datasheet HTML 1Page - Bel Fuse Inc. VRBA-03F1AX Datasheet HTML 2Page - Bel Fuse Inc. VRBA-03F1AX Datasheet HTML 3Page - Bel Fuse Inc. VRBA-03F1AX Datasheet HTML 4Page - Bel Fuse Inc. VRBA-03F1AX Datasheet HTML 5Page - Bel Fuse Inc. VRBA-03F1AX Datasheet HTML 6Page - Bel Fuse Inc. VRBA-03F1AX Datasheet HTML 7Page - Bel Fuse Inc. VRBA-03F1AX Datasheet HTML 8Page - Bel Fuse Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
©2007 Bel Fuse Inc. Specifications subject to change without notice. 011807
CORPORATE
FAR EAST
EUROPE
Bel Fuse Inc.
Bel Fuse Ltd.
Bel Fuse Europe Ltd.
206 Van Vorst Street
8F/ 8 Luk Hop Street
Preston Technology Management Centre
Jersey City, NJ 07302
San Po Kong
Marsh Lane, Suite G7, Preston
Tel
201-432-0463
Kowloon, Hong Kong
Lancashire, PR1 8UD, U.K.
Fax 201-432-9542
Tel 852-2328-5515
Tel 44-1772-556601
www.belfuse.com
Fax 852-2352-3706
Fax 44-1772-888366
www.belfuse.com
www.belfuse.com
NON-ISOLATED DC/DC CONVERTERS
2.4 Vdc - 5.5 Vdc Input
0.75 Vdc - 3.63 Vdc/3 A Output
Mechanical Outline
RoHS Compliance
Complies with the European Directive 2002/95/EC, calling for the elimination of lead and
other hazardous substances from electronic products.
Pin Connections
Pin
Function
1
Vout
2
Trim
3
Ground
4
N/A
5
Vin
6
Remote On/Off



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com