công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2103 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

tên linh kiện 2103
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-diaphragm valve with manually operated actuator (FullFunction)
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Trang chủ  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

2103 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Back Button 2103 Datasheet HTML 5Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2103 Datasheet HTML 6Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2103 Datasheet HTML 7Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2103 Datasheet HTML 8Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2103 Datasheet HTML 9Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2103 Datasheet HTML 10Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2103 Datasheet HTML 11Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2103 Datasheet HTML 12Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 2103 Datasheet HTML 13Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
Type 2974
9 | 14
Visit product website 
4.2. T-body with welded connection
Note:
Dimensions in mm
C
F
E
A
B
Diaphragm
size
Port 1 – Port 2
DN
Ø D1
s1
Ø D2
s2
A
B
C
E
F
G
H
I
Product key 1.)
(Port 1 – Port 2)
DIN EN ISO 1127/ISO 4200/DIN 11866 series B
15
8…8
13.5
1.6
13.5
1.6
93.0
20
52.05
20
70
27
17
4.5
SA40-SA40
10…8
17.2
13.5
93.0
53.9
70
31
18
4.5
SA41-SA40
10…10
17.2
17.2
93.0
54.9
70
28
16
2.5
SA41-SA41
15…8
21.3
13.5
93.0
57
71
34.5
21
7.5
SA42-SA40
15…15
21.3
21.3
93.0
56
71
35
21
6.5
SA42-SA42
20…8
26.9
13.5
103.0 25
59.8
76
41
25
11.5
SA43-SA40
20…10
26.9
17.2
103.0
59.8
78
42
25
11.5
SA43-SA41
20…15
26.9
21.3
103.0
59.8
78
42
25
11.5
SA43-SA42
25…10
33.7
2.0
17.2
103.0
63
83
48
28
14.5
SA44-SA41
25…15
33.7
21.3
103.0
62.8
83
47
28
14.5
SA44-SA42
32…8
42.4
13.5
103.0
67.1
91
56
32
18.5
SA45-SA40
32…10
42.4
17.2
103.0
67.1
91
56
32
18.5
SA45-SA41
32…15
42.4
21.3
103.0
67.1
91
56
32
18.5
SA45-SA42
40…8
48.3
13.5
103.0
70.1
97
63
35
21.5
SA46-SA40
40…10
48.3
17.2
103.0
70.1
97
63
35
21.5
SA46-SA41
40…15
48.3
21.3
103.0
70.1
97
63
35
21.5
SA46-SA42
50…8
60.3
13.5
113.0 30
76.1
109
72
38
24.5
SA47-SA40
50…10
60.3
17.2
113.0
76.1
109
72
38
24.5
SA47-SA41
50…15
60.3
21.3
113.0
76.1
109
72
38
24.5
SA47-SA42
65…8
76.1
13.5
113.0
84
125
85
44
30.5
SA48-SA40
65…15
76.1
21.3
113.0
84
125
85
44
30.5
SA48-SA42
80…8
88.9
2.3
13.5
113.0
90.1
140
99
52
38.5
SA49-SA40
80…10
88.9
17.2
113.0
90.1
137
94
47
33.5
SA49-SA41
80…15
88.9
21.3
113.0
90.1
137
94
47
33.5
SA49-SA42
100…15
114.3
21.3
113.0
102.8
163
120
60
46.5
SA39-SA42
20
20…20
26.9
1.6
26.9
1.6
114.0 25
70.3
25
87
40
24
6.0
SA43-SA43
25…20
33.7
2.0
26.9
114.0
73.3
94
48
28
10.0
SA44-SA43
32…20
42.4
26.9
114.0
78.6
102
57
33
15.0
SA45-SA43
40…20
48.3
26.9
114.0
80.6
108
63
35
17.0
SA46-SA43
50…20
60.3
26.9
124.0 30
87
120.8 72
39
21.0
SA47-SA43
65…20
76.1
26.9
124.0
94.5
136
86
45
27.0
SA48-SA43
80…20
88.9
2.3
26.9
124.0
100.6
148
94
47
29.0
SA49-SA43
100…20
114.3
26.9
124.0
113.3
173
120
60
42.0
SA39-SA43
25
25…25
33.7
2.0
33.7
2.0
124.5 25
78.6
25
98
53
33
13.0
SA44-SA44
32…25
42.4
33.7
124.5
82.9
107
62
38
18.0
SA45-SA44
40…25
48.3
33.7
124.5
85.9
114
69
41
21.0
SA46-SA44
50…25
60.3
33.7
134.5 30
81.9
125
78
45
25.0
SA47-SA44
65…25
76.1
33.7
134.5
99.8
142
94
52
32.0
SA48-SA44
80…25
88.9
2.3
33.7
134.5
105.9
153
101
54
34.0
SA49-SA44
150…25
168.3
2.6
33.7
134.5
145.3
232
174
87
67.0
SA69-SA44



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com