| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
3003 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3003 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG |
|
5 / 13 page ![]() Type 2671 5 | 13 Visit product website 3.2. Dimension for lug type Note: • Dimensions in mm • Pipe limit size > C • Further flange ratings on request Flange Ratings: • PN 16 gem. EN1092 - 1 & EN1092 - 2 Size Face to Face Maße Mounting flange (ISO5211) Shaft end Weight mm Inch L H1 H2 ØD C C1 Type PCD ØB B1 ¨ B kg 40 1.5 33 60 120 81 34 7 F05/07 50/70 14 19 11 2.2 50 2 43 65 143 96 39 8 F05/07 50/70 14 19 11 3.4 65 2.5 46 71 155 110 55 13 F05/07 50/70 14 19 11 4 80 3 46 77 162 124 69 19 F05/07 50/70 14 19 11 4.5 100 4 52 89 181 148 91 27 F05/07 50/70 14 19 11 7.6 125 5 56 112 197 180 115 36 F05/07 50/70 18 19 14 9.5 150 6 56 123 210 206 140 47 F05/07 50/70 18 19 14 10.4 200 8 60 150 240 259 186 68 F101.)/F12 102/125 22 24 17 17.5 250 10 68 179 286 320 239 90 F101.)/F12 102/125 25 24 19 26.5 300 12 78 216 309 370 289 111 F101.)/F12 102/125 28 24 22 43.5 1.) Other dimensions on request |