công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDTA143ES bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PDTA143ES
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP resistor-equipped transistor
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PDTA143ES bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  PDTA143ES Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PDTA143ES Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PDTA143ES Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PDTA143ES Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PDTA143ES Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PDTA143ES Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PDTA143ES Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PDTA143ES Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
1998 May 18
4
Philips Semiconductors
Product specification
PNP resistor-equipped transistor
PDTA143ES
Fig.3
DC current gain as a function of collector
current; typical values.
VCE = −5V.
(1) Tamb = 150 °C.
(2) Tamb =25 °C.
(3) Tamb = −40 °C.
handbook, halfpage
MBK794
−10−1
−1
−10
−102
IC (mA)
hFE
103
10
102
1
(1)
(2)
(3)
Fig.4
Collector-emitter saturation voltage as a
function of collector current; typical values.
IC/IB = 20.
(1) Tamb = 100 °C.
(2) Tamb =25 °C.
(3) Tamb = −40 °C.
handbook, halfpage
MBK793
−1
−10
−102
−1
(2)
(3)
(1)
−10−1
−10−2
IC (mA)
VCEsat
(V)
Fig.5
Input-off voltage as a function of collector
current; typical values.
VCE = −5V.
(1) Tamb = −40 °C.
(2) Tamb =25 °C.
(3) Tamb = 100 °C.
handbook, halfpage
−10
(2)
(3)
(1)
−1
−10−1
MBK796
−10−2
−10−1
−1
−10
IC (mA)
Vi(off)
(V)
Fig.6
Input-on voltage as a function of collector
current; typical values.
VCE = −0.3 V.
(1) Tamb = −40 °C.
(2) Tamb =25 °C.
(3) Tamb = 100 °C.
handbook, halfpage
−102
−1
−10
−10−1
MBK795
−10−1
−1
−10
−102
IC (mA)
Vi(on)
(V)
(1) (2) (3)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com