công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3TC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sensata Technologies, Inc.

tên linh kiện 3TC
Giải thích chi tiết về linh kiện  15–35 Amp, Single–Phase, Miniature Ambient Compensated
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SENSATA [Sensata Technologies, Inc.]
Trang chủ  https://www.sensata.com/
Logo SENSATA - Sensata Technologies, Inc.

3TC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sensata Technologies, Inc.

  3TC Datasheet HTML 1Page - Sensata Technologies, Inc. 3TC Datasheet HTML 2Page - Sensata Technologies, Inc. 3TC Datasheet HTML 3Page - Sensata Technologies, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
www.sensata.com
Page 2
Copyright © 2018 Sensata Technologies, Inc.
Output Termination
Temp.
Minimum Ultimate
Trip
Maximum Ultimate
Trip
Trip Time (in seconds)
200%
500%
1000%
25°C
115%
138%
4–20
0.40–1.70
0.10–0.40
-54°C
115%
165%
6–35
0.55–3.00
0.15–0.70
121°C
85%
145%
2–15
0.25–1.00
0.06–0.25
MECHANICAL SPECIFICATIONS
TRIP CURVE
VOLTAGE DROP
Amp Rating
Max. Voltage Drop*
15
0.25
20
0.25
25
0.25
30
0.25
35
0.25
*Maximum voltage drop at nominal rated current.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com