| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
6027 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
6027 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG |
|
6 / 14 page ![]() Type 8701 6 | 12 Visit product website 3.2. Sub-base version Note: Dimensions in mm 58.5 4x 4.5 2x 8.8 2x 6 0 14 17.75 14 17.75 DP = 16.5 only with Fieldbus CA. DN = 18 approx. 4.5 M4 0 5 83 114.5 29 42.5 only with Fieldbus Plastic housing with analog or Fieldbus version Setting of bus address only with Fieldbus approx. 3.5 0 84 113 Metal housing with analog version |