công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCB-UX-232F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - BusBoard Prototype Systems Ltd.

tên linh kiện PCB-UX-232F
Giải thích chi tiết về linh kiện  UEXT RS-232 to Logic Level Adapter with DB9F Connector and Power LED
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BUSBOARD [BusBoard Prototype Systems Ltd.]
Trang chủ  http://www.busboard.com/
Logo BUSBOARD - BusBoard Prototype Systems Ltd.

PCB-UX-232F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - BusBoard Prototype Systems Ltd.

  PCB-UX-232F Datasheet HTML 1Page - BusBoard Prototype Systems Ltd. PCB-UX-232F Datasheet HTML 2Page - BusBoard Prototype Systems Ltd. PCB-UX-232F Datasheet HTML 3Page - BusBoard Prototype Systems Ltd. PCB-UX-232F Datasheet HTML 4Page - BusBoard Prototype Systems Ltd. PCB-UX-232F Datasheet HTML 5Page - BusBoard Prototype Systems Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
BusBoard Prototype Systems - Built for designers
www.BusBoard.com
sales@busboard.com
BPS-DAT-(PCB-UX-232F)-0001 Rev 1.00 Datasheet.doc
PCB-UX-232F
UEXT RS-232 to Logic Level Adapter with DB9F Connector and Power LED
Part Number: PCB-UX-232F (unpopulated PCB, no parts)
Features
 RS-232 to logic level adapter with DB9F connector (DCE style) and power LED.
Tx and Rx drivers provided.
 UEXT standard 2x5 header pinout for interchangeable serial interface modules with drivers for
Tx and Rx provided.
 Bare PCB only (unpopulated, no parts provided). BOM and schematic available for download.
 All thru-hole construction allows for easy assembly. Using a DIP IC socket provides easy IC
replacement.
 Double-sided, FR4 glass-epoxy PCB, 1oz/ft2 copper, anti-tarnish coating. Soldermask &
silkscreen. Lead free and RoHS compatible.
 DB9 connector can be replaced with a 2x5 shrouded header for use with ribbon cable connectors.


Số phần tương tự - PCB-UX-232F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BusBoard Prototype Syst...
PCB-UX-232M BUSBOARD-PCB-UX-232M Datasheet
328Kb / 5P
UEXT RS-232 to Logic Level Adapter with DB9M Connector and Power LED
Rev 1.00
More results

Mô tả tương tự - PCB-UX-232F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sipex Corporation
SP3203 SIPEX-SP3203 Datasheet
121Kb / 14P
3V RS-232 Serial Transceiver with Logic Selector
logo
Assmann Electronics Inc...
AB467-R ASSMANN-AB467-R Datasheet
239Kb / 1P
D-Sub RS 232 Adapter
AB468-R ASSMANN-AB468-R Datasheet
286Kb / 1P
D-Sub RS 232 Adapter
AB469-R ASSMANN-AB469-R Datasheet
218Kb / 1P
D-Sub RS 232 Adapter
logo
Tripp Lite. All Rights ...
P440-89FF TRIPPLITE-P440-89FF Datasheet
167Kb / 2P
DB9 to RJ45 Modular Serial Adapter (F/F), RS-232, RS-422, RS-485
logo
Moxa Inc.
A52 MOXA-A52 Datasheet
235Kb / 3P
Entry-level RS-232 to RS-422/485 converters
logo
IOGEAR
GUC232A IOGEAR-GUC232A Datasheet
134Kb / 2P
USB to Serial RS-232 Adapter
logo
Coolgear Inc.
USB-32COM-RM COOLGEAR-USB-32COM-RM Datasheet
98Kb / 1P
32 Port RS-232 USB-to-Serial Adapter
USBG-232FT-1 COOLGEAR-USBG-232FT-1 Datasheet
133Kb / 2P
Dual Port RS-232 USB-to-Serial Plugin Adapter
logo
Advantech Co., Ltd.
MMNM9 ADVANTECH-MMNM9 Datasheet
270Kb / 1P
RS-232 Null Modem Adapter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com