công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SET005 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Conquer Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện SET005
Giải thích chi tiết về linh kiện  6.1 x 2.6 x 2.6 mm (2410)
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CONQUER [Conquer Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.conquer.com.tw/
Logo CONQUER - Conquer Electronics Co., Ltd.

SET005 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Conquer Electronics Co., Ltd.

  SET005 Datasheet HTML 1Page - Conquer Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
30 |
Surface Mount Fuse
SET(G)
6.1 x 2.6 x 2.6 mm (2410)
Electrical Characteristics
Agency Approvals
Agency
Ampere Rating
Recognized Component
for Canada and US
200mA - 7A
CSA Certified
200mA - 7A
PSE
1A - 7A
Catalog
Number
Ampere
Rating (A)
Voltage
Rating (V)
Nominal Cold
Resistance
(Ohms)
Nominal
Melting l2t
(A2 sec.)
SET .200
200mA
125V
1.5751
0.0600
SET .250
250mA
1.2585
0.0680
SET .300
300mA
1.2512
0.0900
SET .350
350mA
0.9366
0.1000
SET .375
375mA
0.5232
0.2109
SET .400
400mA
0.5150
0.2400
SET .500
500mA
0.3291
0.3750
SET .750
750mA
0.1600
0.6260
SET 001
1A
0.1090
1.9090
SET 1.50
1.5A
0.0511
3.8350
SET 002
2A
0.0550
8.5600
SET 2.50
2.5A
0.0287
16.550
SET 003
3A
0.0228
22.540
SET 3.15
3.15A
0.0224
23.000
SET 3.50
3.5A
0.0190
29.400
SET 004
4A
0.0140
35.820
SET 005
5A
0.0130
54.800
SET 006
6A
0.0090
64.800
SET 007
7A
0.0074
89.830
Ampere
Rating
Opening Time
1 ln
2 In
3 In
8 In
MIN
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
200mA - 7A
4 hr
1 sec 60 sec 0.2 sec 3 sec 0.02 sec 0.1 sec
Time-Lag Fuse
Inrush current withstand capability
50 amperes at 125V AC/DC
300 amperes at 32V DC
Interrupting Rating
Packaging
Packaging Option
Quantity
On Tape
1,000 pcs / reel
Operating Temperature
-55 ºC to 125 ºC
Material
Body: Ceramic
Termination: Gold Plated
Brass Caps
Product Characteristics
Mechanical Dimensions (mm)
6.1±0.2
1.45±0.1
2.6±0.1
SET(G)


Số phần tương tự - SET005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SET010203 SEMTECH-SET010203 Datasheet
174Kb / 5P
MINISTUD HIGH CURRENT ISOLATED RECTIFIER ASSEMBLY
SET010204 SEMTECH-SET010204 Datasheet
174Kb / 5P
MINISTUD HIGH CURRENT ISOLATED RECTIFIER ASSEMBLY
SET010211 SEMTECH-SET010211 Datasheet
174Kb / 5P
MINISTUD HIGH CURRENT ISOLATED RECTIFIER ASSEMBLY
SET010212 SEMTECH-SET010212 Datasheet
174Kb / 5P
MINISTUD HIGH CURRENT ISOLATED RECTIFIER ASSEMBLY
SET010219 SEMTECH-SET010219 Datasheet
174Kb / 5P
MINISTUD HIGH CURRENT ISOLATED RECTIFIER ASSEMBLY
More results

Mô tả tương tự - SET005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
LN221RPH PANASONIC-LN221RPH Datasheet
30Kb / 1P
2.6 mm Series
LN221RPX PANASONIC-LN221RPX Datasheet
30Kb / 1P
2.6 mm Series
logo
Schurter Inc.
PFUF SCHURTER-PFUF Datasheet
459Kb / 3P
Surface Mount Fuse, PTC, 1210 footprint, 3.2 x 2.6 mm, 30 VDC
logo
ORION FANS
OA180APL ORIONFANS-OA180APL Datasheet
1Mb / 1P
AC Fan - 115V, 230V 180 x 65mm (7.1' x 2.6')
logo
API Technologies Corp
CMD191 APITECH-CMD191 Datasheet
113Kb / 1P
2.6 Duplexer
logo
TOKO, Inc
DEM2612C TOKO-DEM2612C Datasheet
102Kb / 1P
Low profile (2.6 x 2.8 mm square, 1.2mm Max.height).
logo
ORION FANS
OA180ANL-METAL ORIONFANS-OA180ANL-METAL Datasheet
515Kb / 1P
AC Fan - 115V, 230V 180 x 65mm (7.1??x 2.6??
OA180APL ORIONFANS-OA180APL_16 Datasheet
547Kb / 1P
AC Fan - 115V, 230V 180 x 65mm (7.1??x 2.6??
logo
Panasonic Semiconductor
EVPBB0AAE000 PANASONIC-EVPBB0AAE000 Datasheet
294Kb / 8P
Tactile Switches 2.6 mm x 1.6 mm SMD
logo
Schurter Inc.
PFUF SCHURTER-PFUF_V02 Datasheet
357Kb / 4P
Surface Mount Fuse, PTC, 1210 footprint, 3.2 x 2.6 mm, 30 VDC
04.01.2022
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com