công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM224N bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LM224N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Power Quad Operational Amplifiers
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM224N bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button LM224N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LM224N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LM224N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LM224N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics LM224N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics LM224N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics LM224N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LM224N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LM224N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
Typical Single - Supply Applications
LM124-LM224-LM324
10/16
Figure 20. Activer bandpass filter
Figure 21. High input Z, DC differential
amplifier
Figure 22. Using symmetrical amplifiers to
reduce input current (general
concept)
Fo = 1kHz
Q = 50
Av = 100 (40dB)
For
(CMRR depends on this resistor ratio match)
R
1
R
2
-------
R
4
R
3
-------
=
e0
(e2 - e1)
As shown e0 = (e2 - e1)
1
R
4
R
3
-------
+
⎝⎠
⎛⎞



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com