| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCF8548U/9 bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF8548U/9 bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - NXP Semiconductors |
|
33 / 40 page ![]() 1999 Aug 16 33 Philips Semiconductors Product specification 65 × 102 pixels matrix LCD driver PCF8548 Table 9 Alignment marks The alignment marks are circular with a diameter of 100 µm. C89 165 +2870 −899.4 C90 166 +2940 −899.4 C91 167 +3010 −899.4 C92 168 +3080 −899.4 C93 169 +3150 −899.4 C94 170 +3220 −899.4 C95 171 +3290 −899.4 C96 172 +3360 −899.4 C97 173 +3430 −899.4 C98 174 +3500 −899.4 C99 175 +3570 −899.4 C100 176 +3640 −899.4 C101 177 +3710 −899.4 R50 178 +3850 −899.4 R49 179 +3920 −899.4 R48 180 +3990 −899.4 R47 181 +4060 −899.4 R46 182 +4130 −899.4 R45 183 +4200 −899.4 R44 184 +4270 −899.4 R43 185 +4340 −899.4 R42 186 +4410 −899.4 R41 187 +4480 −899.4 R40 188 +4550 −899.4 R39 189 +4620 −899.4 R38 190 +4690 −899.4 R37 191 +4760 −899.4 R36 192 +4830 −899.4 R35 193 +4900 −899.4 R34 194 +4970 −899.4 R33 195 +5040 −899.4 dummy pad 196 +5320 −899.4 dummy pad 197 +5355 +899.4 R51 198 +5145 +899.4 R52 199 +5075 +899.4 R53 200 +5005 +899.4 R54 201 +4935 +899.4 R55 202 +4865 +899.4 R56 203 +4795 +899.4 R57 204 +4725 +899.4 R58 205 +4655 +899.4 R59 206 +4585 +899.4 SYMBOL PAD x y R60 207 +4515 +899.4 R61 208 +4445 +899.4 R62 209 +4375 +899.4 R63 210 +4305 +899.4 R64 211 +4235 +899.4 T12 212 +3880 +899.4 T11 213 +3720 +899.4 T10 214 +3560 +899.4 T9 215 +3400 +899.4 OSC 216 +3160 +899.4 T8 217 +2680 +899.4 VDD1 218 +2600 +899.4 VDD1 219 +2520 +899.4 VDD1 220 +2440 +899.4 VDD1 221 +2360 +899.4 VDD1 222 +2280 +899.4 VDD1 223 +2200 +899.4 VDD3 224 +2120 +899.4 VDD3 225 +2040 +899.4 VDD3 226 +1960 +899.4 VDD2 227 +1880 +899.4 VDD2 228 +1800 +899.4 VDD2 229 +1720 +899.4 VDD2 230 +1640 +899.4 VDD2 231 +1560 +899.4 VDD2 232 +1480 +899.4 VDD2 233 +1400 +899.4 x y MARKS +5214 −899.4 mark 1 −5214 −899.4 mark 2 +4099 +899.4 mark 3 −4099 +899.4 mark 4 SYMBOL PAD x y |