công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APT50M38JLL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện APT50M38JLL
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER MOS 7 R MOSFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APT50M38JLL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microsemi Corporation

  APT50M38JLL Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation APT50M38JLL Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation APT50M38JLL Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation APT50M38JLL Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation APT50M38JLL Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Typical Performance Curves
APT50M38JLL
APT’s products are covered by one or more of U.S.patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522
5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. US and Foreign patents pending. All Rights Reserved.
ISOTOP®is a Registered Trademark of SGS Thomson.
SOT-227 (ISOTOP®) Package Outline
31.5 (1.240)
31.7 (1.248)
Dimensions in Millimeters and (Inches)
7.8 (.307)
8.2 (.322)
30.1 (1.185)
30.3 (1.193)
38.0 (1.496)
38.2 (1.504)
14.9 (.587)
15.1 (.594)
11.8 (.463)
12.2 (.480)
8.9 (.350)
9.6 (.378)
Hex Nut M4
(4 places)
0.75 (.030)
0.85 (.033)
12.6 (.496)
12.8 (.504)
25.2 (0.992)
25.4 (1.000)
1.95 (.077)
2.14 (.084)
* Source
Drain
Gate
*
r = 4.0 (.157)
(2 places)
4.0 (.157)
4.2 (.165)
(2 places)
W=4.1 (.161)
W=4.3 (.169)
H=4.8 (.187)
H=4.9 (.193)
(4 places)
3.3 (.129)
3.6 (.143)
* Source
Source terminals are shorted
internally. Current handling
capability is equal for either
Source terminal.
Figure 19, Turn-on Switching Waveforms and Definitions
Figure 18, Turn-on Switching Waveforms and Definitions
Drain Current
DrainVoltage
GateVoltage
T
J125°C
Switching Energy
5%
10%
t
d(on)
5%
10%
90%
t
r
Switching Energy
Drain Current
DrainVoltage
GateVoltage
T
J125°C
10%
0
t
d(off)
90%
90%
t
f
IC
D.U.T.
APT60DF60
VCE
Figure 20, Inductive Switching Test Circuit
VDD
G



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com