| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCF2116GU/10 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCF2116GU/10 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - NXP Semiconductors |
|
20 / 64 page ![]() 1997 Apr 07 20 Philips Semiconductors Product specification LCD controller/drivers PCF2116 family Fig.14 Typical LCD waveforms; 2-line mode. handbook, full pagewidth MGA803 - 1 VDD V 2 V V V V 3 4 5 LCD ROW 1 VDD V 2 V V V V 3 4 5 LCD VDD V 2 V V V V 3 4 5 LCD COL 1 VDD V 2 V V V V 3 4 5 LCD state 1 (ON) state 2 (ON) 0.15 VOP 0 V VOP VOP VOP state 1 2-line display (1:32) frame n 1 frame n ROW 9 ROW 2 COL 2 VDD V 2 V V V V 3 4 5 LCD 0.15 VOP 0.15 VOP 0 V 0.15 VOP VOP state 2 123 32 12 3 32 |