công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMD-762JLC bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện AMD-762JLC
Giải thích chi tiết về linh kiện  System Controller
PDF  122 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

AMD-762JLC bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - Advanced Micro Devices

Back Button AMD-762JLC Datasheet HTML 41Page - Advanced Micro Devices AMD-762JLC Datasheet HTML 42Page - Advanced Micro Devices AMD-762JLC Datasheet HTML 43Page - Advanced Micro Devices AMD-762JLC Datasheet HTML 44Page - Advanced Micro Devices AMD-762JLC Datasheet HTML 45Page - Advanced Micro Devices AMD-762JLC Datasheet HTML 46Page - Advanced Micro Devices AMD-762JLC Datasheet HTML 47Page - Advanced Micro Devices AMD-762JLC Datasheet HTML 48Page - Advanced Micro Devices AMD-762JLC Datasheet HTML 49Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 122 page
background image
Chapter 2
Functional Operation
33
24416C—December 2001
AMD-762™ System Controller Data Sheet
Preliminary Information
Figure 11.
Suspend to RAM System Timing Diagram Example
2.5 Vdc
VREF & VTT
K7_VCOREn
VDD_AGP
VDD_PCI
PWRGD
STPCLK#
CPU Bus
PCI Bus
DCSTOP#
RESET#
SYSCLK
AGPCLK
CKEA
CKEB
CLKOUTH[n]
CLKOUTL[n]
MAA[14:0]
MAB[14:0]
DRAM Command
DDR DQS
Stop Grant
Special Cycles
Running Full Speed
Running Full Speed
Running Full Speed
Running Full Speed
Self-Refresh
Running Full Speed
Running Full Speed
Running Full Speed
Running Full Speed
(Pins)
30–60 ms
30–60 ms
30 ms
30 ms
20–50 ms
1.5–2 ms
(SYSTEM)
CPU Disconnect
Occurs Here
Note: Circled numbers correspond to “S3 Sequence” on page 31.
2
3
4
5
6
7
8
9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com