công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B2M020120Y bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - BASIC SEMICONDUCTOR

tên linh kiện B2M020120Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  SiC MOSFET
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BASICSEMI [BASIC SEMICONDUCTOR]
Trang chủ  https://www.basicsemi.com/
Logo BASICSEMI - BASIC SEMICONDUCTOR

B2M020120Y bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - BASIC SEMICONDUCTOR

  B2M020120Y Datasheet HTML 1Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M020120Y Datasheet HTML 2Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M020120Y Datasheet HTML 3Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M020120Y Datasheet HTML 4Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M020120Y Datasheet HTML 5Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M020120Y Datasheet HTML 6Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M020120Y Datasheet HTML 7Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M020120Y Datasheet HTML 8Page - BASIC SEMICONDUCTOR B2M020120Y Datasheet HTML 9Page - BASIC SEMICONDUCTOR Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
SiC MOSFET
3 / 14
www.basicsemi.com
Thermal Characteritics
Symbol
Parameter
Value
Unit
Min.
Typ.
Max.
0.20
0.30
K/W
Thermal Resistance from Junction to Case
R
th(jc)
Rev. 0.0
B2M020120Y
AC Characteristics
Gate Charge Characteristics
Symbol
Parameter
Test conditions
Value
Unit
Min.
Typ.
Max.
4100
225
12
0.8
pF
pF
pF
94
μJ
Ω
Input Capacitance
Output Capacitance
Reverse Transfer Capacitance
Internal Gate Resistance
C
iss
C
oss
C
rss
R
G(int)
V
GS=0V, VDS=800V
f =100kHz, V
AC=25mV
f =1MHz, V
AC=25mV
Symbol
Parameter
Test conditions
Value
Unit
Min.
Typ.
Max.
56
89
171
nC
nC
nC
Gate to Source Charge
Gate to Drain Charge
Total Gate Charge
Q
GS
Q
GD
Q
G
V
DS=800V
I
D =80A
V
GS=-4/+18V
C
oss Stored Energy
E
oss
294
pF
Effective Output Capacitance,
Energy Related
C
O(ER)
V
GS=0V, 0V < VDS < 800V
435
pF
Effective Output Capacitance,
Time Related
C
O(TR)
V
GS=0V, 0V < VDS < 800V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com