công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC16C652BIB48 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SC16C652BIB48
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 V, 3.3 V and 2.5 V dual UART, 5 Mbit/s (max.) with 32-byte FIFOs and infrared (IrDA) encoder/decoder
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

SC16C652BIB48 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - NXP Semiconductors

Back Button SC16C652BIB48 Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors SC16C652BIB48 Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors SC16C652BIB48 Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors SC16C652BIB48 Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors SC16C652BIB48 Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors SC16C652BIB48 Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors SC16C652BIB48 Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors SC16C652BIB48 Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors SC16C652BIB48 Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 43 page
background image
NXP Semiconductors
SC16C652B
5 V, 3.3 V and 2.5 V dual UART, 5 Mbit/s (max.) with 32-byte FIFOs and infrared (IrDA) encoder/
decoder
Document ID
Release date
Data sheet status
Change notice
Supersedes
SC16C652B-03 (9397
750 14452)
20041210
Product data
-
SC16C652B-02
SC16C652B-02 (9397
750 13123)
20040617
Product data
-
SC16C652B-01
SC16C652B-01 (9397
750 11972)
20040326
Product data
-
-
Table 33. Revision history...continued
SC16C652B
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2023 NXP B.V. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 5.0 — 2 November 2023
39 / 43



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com