công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF2131TF bảng dữ liệu(PDF) 61 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCF2131TF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nano-power highly accurate RTC with integrated quartz crystal
PDF  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCF2131TF bảng dữ liệu(HTML) 61 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF2131TF Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors PCF2131TF Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors PCF2131TF Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors PCF2131TF Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors PCF2131TF Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors PCF2131TF Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors PCF2131TF Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors PCF2131TF Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors PCF2131TF Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 61 / 85 page
background image
NXP Semiconductors
PCF2131
Nano-power highly accurate RTC with integrated quartz crystal
aaa-041934
-40
0
40
80
120
160
0
200
400
600
800
1000
1200
Temperature (C)
Current
Current
(nA)
(nA)
VDD = 3.3 V
VDD = 3.3 V
VDD = 1.8 V
VDD = 1.8 V
CLKOUT disabled; PWRMNG[2:0] = 111; TSOFF = 1; TS input floating.
Figure 37. IDD as a function of temperature
PCF2131
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2023 NXP B.V. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 2.0 — 5 October 2023
61 / 85



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com