công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCE-SD60SSTC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PCE Instruments.

tên linh kiện PCE-SD60SSTC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Technical Specification Laboratory Balances PCE-SD 60SST C
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PCE [PCE Instruments.]
Trang chủ  https://www.pce-instruments.com/
Logo PCE - PCE Instruments.

PCE-SD60SSTC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PCE Instruments.

  PCE-SD60SSTC Datasheet HTML 1Page - PCE Instruments. PCE-SD60SSTC Datasheet HTML 2Page - PCE Instruments.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Interface
optional bi-directional RS-232, USB, LAN
datasheet on interface
as well as analogue output 4-20 mA, 0-10, OC
Display
LED with 20 mm digit height
Cable Length
from platform to display
Power Source
~230V, 5Hz, 8VA (schuko plug)
Protection Class
IP 67 cell / IP65 display
Operational Temperature
-10 °C ... +40 °C
Weight
platform 400 x 500 x 120 mm / 17 kg
platform 600 x 500 x 135 mm / 25 kg
Delivery content of the Water Resistant Laboratory Balance PCE-SD SST Series
1 x Water Resistant Laboratory Balance PCE-SD 60SST C, 1 x display device, 1 x instruction manual



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com