công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC125ADE4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC125ADE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC125A Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74LVC125ADE4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC125ADE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 33 page
background image
4 Pin Configuration and Functions
1OE
1A
1Y
2OE
2A
2Y
GND
V
CC
4OE
4A
4Y
3OE
3A
3Y
1
2
3
4
5
6
7
14
13
12
11
10
9
8
Figure 4-1. D, DB, NS, or PW Package (Top View)
1A
1Y
2OE
2A
2Y
GND
4OE
4A
4Y
3OE
3A
3Y
PAD
1OE
V
CC
2
3
4
5
6
7
13
12
11
10
9
8
1
14
Figure 4-2. BQA or RGY Package (Top View)
Table 4-1. Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NAME
NO.
1OE
1
Input
Output Enable
1A
2
Input
Input A
1Y
3
Output
Output Y
2OE
4
Input
Output Enable
2A
5
Input
Input A
2Y
6
Output
Output Y
GND
7
—
Ground
3Y
8
Output
Output Y
3A
9
Input
Input A
3OE
10
Input
Output Enable
4Y
11
Output
Output Y
4A
12
Input
Input A
4OE
13
Input
Output Enable
VCC
14
—
Positive Supply
www.ti.com
SN74LVC125A
SCAS290R – JANUARY 2015 – REVISED FEBRUARY 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: SN74LVC125A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com