công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC125AD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74LVC125AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  SN74LVC125A Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74LVC125AD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVC125AD Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74LVC125AD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVC125AD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVC125AD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVC125AD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVC125AD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVC125AD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVC125AD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVC125AD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 33 page
background image
5.7 Operating Characteristics
TA = 25°C
PARAMETER
TEST
CONDITIONS
VCC
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance per gate
f = 10MHz
1.8V
7.4
pF
2.5V
11.3
3.3V
15
5.8 Typical Characteristics
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
CL – Load Capacitance – pF
VCC = 3 V,
TA = 25°C
One Output Switching
Four Outputs Switching
Figure 5-1. Propagation Delay (Low to High
Transition)
vs Load Capacitance
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250
300
CL – Load Capacitance – pF
VCC = 3 V,
TA = 25°C
One Output Switching
Four Outputs Switching
Figure 5-2. Propagation Delay (High to Low
Transition)
vs Load Capacitance
www.ti.com
SN74LVC125A
SCAS290R – JANUARY 2015 – REVISED FEBRUARY 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
7
Product Folder Links: SN74LVC125A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com