công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFS23N20DPBF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFS23N20DPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMPS MOSFET
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFS23N20DPBF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRFS23N20DPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFS23N20DPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFS23N20DPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFS23N20DPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFS23N20DPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFS23N20DPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFS23N20DPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFS23N20DPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFS23N20DPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
IRFB/IRFS/IRFSL23N20DPbF
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
24A
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
12V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
5.0V
1
10
100
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 175 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
12V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
5.0V
0.1
1
10
100
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
V
= 50V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 175 C
J
°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com