| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LEUWS2WP-RBSB-BQ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEUWS2WP-RBSB-BQ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
3 / 21 page ![]() LE UW S2WP DATASHEET DATASHEET 3 | Version 1.4 | 2023-08-22 Maximum Ratings Parameter Symbol Values Operating Temperature T op min. max. -40 °C 125 °C Storage Temperature T stg min. max. -40 °C 125 °C Junction Temperature T j max. 150 °C Forward Current T S = 25 °C; per chip I F min. max. 100 mA 5000 mA Reverse current 2) I R max. 200 mA |