công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KRTBDWLM32.32 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

tên linh kiện KRTBDWLM32.32
Giải thích chi tiết về linh kiện  The OSIRE E3323 is designed for automotive ambient applications.
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KRTBDWLM32.32 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button KRTBDWLM32.32 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KRTBDWLM32.32 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KRTBDWLM32.32 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KRTBDWLM32.32 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KRTBDWLM32.32 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KRTBDWLM32.32 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KRTBDWLM32.32 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KRTBDWLM32.32 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KRTBDWLM32.32 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 33 page
background image
KRTBDWLM32.32
DATASHEET
DATASHEET
7 | Version 1.3 | 2023-03-09
Brightness Groups
● red
Group
Luminous Intensity 5)
Luminous Intensity 5)
I
F = 10 mA
I
F = 10 mA
min.
max.
I
v
I
v
2T
315 mcd
355 mcd
3T
355 mcd
400 mcd
4T
400 mcd
450 mcd
1U
450 mcd
500 mcd
2U
500 mcd
560 mcd
3U
560 mcd
630 mcd
4U
630 mcd
710 mcd
1V
710 mcd
800 mcd
Brightness Groups
● true green
Group
Luminous Intensity 5)
Luminous Intensity 5)
I
F = 10 mA
I
F = 10 mA
min.
max.
I
v
I
v
5A
1120 mcd
1250 mcd
6A
1250 mcd
1400 mcd
7A
1400 mcd
1590 mcd
8A
1590 mcd
1800 mcd



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com