công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SJ-2504N bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - CUI Devices

tên linh kiện SJ-2504N
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUDIO JACK
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CUID [CUI Devices]
Trang chủ  https://www.cuidevices.com/
Logo CUID - CUI Devices

SJ-2504N bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - CUI Devices

  SJ-2504N Datasheet HTML 1Page - CUI Devices SJ-2504N Datasheet HTML 2Page - CUI Devices SJ-2504N Datasheet HTML 3Page - CUI Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
CUI Devices
│ MODEL: SJ-2504N │ DESCRIPTION: AUDIO JACK
date 01/20/2021
│ page 2 of 3
cuidevices.com
4.10 0.161
0.079
2.0
0.118
3.00
0.157
4.00
0.374
9.50
7.50 0.295
1.6
(2 PLCS)
0.063
3.50.138
1.10.043
(4 PLCS)
2.50 0.098
9.80 0.386
0.098
2.5
0.079
0.118
3.00
0.161
4.1
2.00
3.50.138
9.50.374
0.386
9.8
7.50.295
2
3
3
1
4
1
4
2
(2 PLCS)
0.059
1.50
10.0 0.394
1.00 0.039
(4 PLCS)
3.00 0.118
0.079
0.134
5.0
0.197
0.197
5.0
2.60.102
2.0
3.4
(TYP)
0.197
5.0
2.200.087
(TYP)
8.40.331
4.00.157
MECHANICAL DRAWING
ITEM DESCRIPTION
MATERIAL
PLATING/COLOR
1
sleeve
PBS
matte tin
2
tip shunt
brass
matte tin
3
tip
PBS
matte tin
4
ring
PBS
matte tin
5
housing
PBT
black
11
14
3
Ø2.5 MATING PLUG
Schematic
2
4
1
3
PIN
1
sleeve
2
tip switch
3
tip
4
ring
units: mm[inch]
tolerance:
X.X ±0.5 mm
X.XX ±0.3 mm
X.XXX ±0.15 mm
PCB: ±0.1 mm
Recommended PCB Layout
Top View
Additional Resources: Product Page | 3D Model | PCB Footprint



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com