công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISC151N20NM6 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện ISC151N20NM6
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET OptiMOSTM 6 Power-Transistor, 200 V
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

ISC151N20NM6 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

Back Button ISC151N20NM6 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG ISC151N20NM6 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG ISC151N20NM6 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG ISC151N20NM6 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG ISC151N20NM6 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG ISC151N20NM6 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG ISC151N20NM6 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG ISC151N20NM6 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG ISC151N20NM6 Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
9
OptiMOSTM6Power-Transistor,200V
ISC151N20NM6
Rev.2.0,2023-10-04
Final Data Sheet
Diagram13:Avalanchecharacteristics
tAV[µs]
100
101
102
103
10-1
100
101
102
25 °C
100 °C
150 °C
IAS=f(tAV);RGS=25
Ω;parameter:Tj,start
Diagram14:Typ.gatecharge
Qgate[nC]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
3
6
9
12
15
40 V
100 V
160 V
VGS=f(Qgate),ID=25Apulsed,Tj=25°C;parameter:VDD
Diagram15:Drain-sourcebreakdownvoltage
Tj[°C]
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175 200
180
190
200
210
220
230
VBR(DSS)=f(Tj);ID=1mA
Diagram Gate charge waveforms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com