| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AXP188 bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AXP188 bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
39 / 46 page ![]() VQ.QW WPPIQPWE CC Confidential Page 38/46 Single Cell Li-Battery -and Power System Management IC AXP188 寄存器 寄存器 寄存器 寄存器 10 10 10 10: : : :中断状态 中断状态 中断状态 中断状态 1111 地址:09H Bit Description R/W Default 7 IRQ1,外部电源超压,向此位写 1 或 DCIN 电压恢复到正常范围会清除此 位 RW 0 6 IRQ2,外部电源插入,向此位写 1 或 DCIN 由高到低消失会清除此位 RW 0 5 IRQ3,外部电源移除,向此位写 1 或 DCIN 由低到高出现会清除此位 RW 0 4 IRQ4,外部电源电压低于 VHOLD,向此位写 1 或 DCIN 由高到低消失会清 除此位 RW 0 3 Vendor Used 0 2 IRQ5,电池温度过高,向此位写 1 或电池温度恢复到正常范围会清除此位 RW 0 1 IRQ6,电池温度过低,向此位写 1 或电池温度恢复到正常范围会清除此位 RW 0 0 Vendor used 0 寄存器 寄存器 寄存器 寄存器 11 11 11 11: : : :中断状态 中断状态 中断状态 中断状态 2222 地址:0AH Bit Description R/W Default 7 Vendor used 0 6 Vendor used 0 5 Vendor used 0 4 Vendor used 0 3 IRQ11,PEK 短按,向此位写 1 可清除此位 RW 0 2 IRQ12,PEK 长按,向此位写 1 可清除此位 RW 0 1 Vendor used 0 0 Vendor used 0 |