công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCE-S41 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PCE Instruments.

tên linh kiện PCE-S41
Giải thích chi tiết về linh kiện  Vibration Meter PCE-S 41
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PCE [PCE Instruments.]
Trang chủ  https://www.pce-instruments.com/
Logo PCE - PCE Instruments.

PCE-S41 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PCE Instruments.

  PCE-S41 Datasheet HTML 1Page - PCE Instruments. PCE-S41 Datasheet HTML 2Page - PCE Instruments.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Specifications
Technical Specifications
Frequency range
100 Hz to 10 kHz
Volume
adjustable
Power
9V battery
Enclosure
ABS
Operating temperature -10 ... 55 °C / 14 ... 131 °F
Dimensions
206 x 50 x 32 mm / 8.11 x 1.9 x 1.2 in
Sensors (attachable)
1 mm x 290 mm ; 1 mm x 70mm (long)
0.04 in x 11.4 in ; 0.04 in x 2.8 in
Sensor composition
Steel
Weight
240 g / 0.53 lbs with battery
More information
More product info
Similar products



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com