công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zemic Europe B.V.

tên linh kiện L6C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Type L6C Load Cell
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZEMIC [Zemic Europe B.V.]
Trang chủ  https://www.zemiceurope.com/en
Logo ZEMIC - Zemic Europe B.V.

L6C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zemic Europe B.V.

  L6C Datasheet HTML 1Page - Zemic Europe B.V. L6C Datasheet HTML 2Page - Zemic Europe B.V. L6C Datasheet HTML 3Page - Zemic Europe B.V.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Type L6C Load Cell
Specifications and dimensions are subject to change without notice and do not constitute any liability whatsoever.
Zemic Europe B.V.
T: +31 76 50 39480
Nr. 2023.12 L6C Rev10
info@zemic.nl
Page 2/3
www.zemiceurope.com
Technical Specifications L6C
Accuracy Class
C3
Output Sensitivity ( = FS )
mV/V
1.9 ± 0.2
Maximum Capacity ( Emax )
kg
3, 5, 8, 20, 30, 50
Max. Number of Load Cell Intervals
nLC
3000
Ratio of min. LC Verification Interval
Y = Emax / vmin
7000
Combined Error
%FS
≤± 0.023
Creep Error (30 minutes)
%FS
≤± 0.0245
Temperature Effect on Zero (ZTC)
%FS/10°C
≤± 0.014
Temperature Effect on Sensitivity (STC)
%FS/10°C
≤± 0.0175
Zero Balance
%FS
≤± 2.0
Safe Overload
%FS
120
Ultimate Overload
%FS
150
Maximum Deflection
mm
0.62
Eccentric Loading Error
%Ld/cm
± 0.002
Excitation, Recommended Voltage
V
5 ~ 15
Excitation, Maximum Voltage
V
18
Input Resistance
Ω
406 ± 6
Output Resistance
Ω
350 ± 3
Insulation Resistance (50V)
MΩ
≥5000
Compensated Temperature
°C
-10 ~ + 40
Operating Temperature
°C
-35 ~ + 65
Storage Temperature
°C
-40 ~ + 70
Load Cell Weight
kg
0.39
Element Material
Aluminium
Ingress Protection (acc. to EN 60529)
IP65
Recommended Torque on Fixation Bolts
Nm
M8: 20
Wiring
Features:
Cable type:
Shielded, 4 conductor cable , conductor AWG 24
Cable diameter: Ø 5.3mm
Cable length:
2.0m
Cable jacket:
PVC
Shield is connected to element
4-Wire Connection Diagram
PVC
Flat Ribbon
Excitation (+)
Signal (-)
Excitation (-)
Signal (+)
Red
White
Black
Green
X X X X X



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com