công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BY-8-104 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Zemic Europe B.V.

tên linh kiện BY-8-104
Giải thích chi tiết về linh kiện  Type BY-8-104 Ball Foot
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZEMIC [Zemic Europe B.V.]
Trang chủ  https://www.zemiceurope.com/en
Logo ZEMIC - Zemic Europe B.V.

BY-8-104 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Zemic Europe B.V.

  BY-8-104 Datasheet HTML 1Page - Zemic Europe B.V.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Type BY-8-104 Ball Foot
Specifications and dimensions are subject to change without notice and do not constitute any liability whatsoever.
Zemic Europe B.V.
T: +31 76 50 39480
Nr. 2022.07 BY-8-104 Rev2
info@zemic.nl
Page 1/1
www.zemiceurope.com
Short Description
• Stainless Steel ‘Ball Foot’ Mounting Kit
• Self-centralization with steel ball
• Can be used with load cell models: B8D and BM8D
Available Models
Model
Capacity
Full Article Description
Part Number
BY-8-104
0.5t – 2t
BY-8-104-0.5/2t
20807360
2.5t – 5t
BY-8-104-2.5/5t
20807370
Technical Specifications BY-8-104
Capacity with load cell
0.5-2t
2.5-5t
Maximum vertical force (down)
20kN
50kN
Dimensions in mm
Side View
Isometric View
Dimension Capacity
Ø d
M
0.5-2t
12
M12 x 1.75
2.5-5t
20
M20 x 2.5


Số phần tương tự - BY-8-104

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zemic Europe B.V.
BY-8-110 ZEMIC-BY-8-110 Datasheet
184Kb / 1P
Type BY-8-110 Foot
2022.08
More results

Mô tả tương tự - BY-8-104

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AEL Crystals Ltd
FFB0812SH AEL-FFB0812SH Datasheet
142Kb / 1P
Bearing Type Ball Bearings
logo
List of Unclassifed Man...
EFB0424VHD ETC2-EFB0424VHD Datasheet
79Kb / 1P
Bearing Type Ball Bearings
logo
Delta Electronics, Inc.
FTA DELTA-FTA Datasheet
356Kb / 1P
Bearing Type Ball Bearings
GFB DELTA-GFB Datasheet
297Kb / 1P
Bearing Type Ball Bearings
EFB DELTA-EFB Datasheet
480Kb / 2P
Bearing Type Ball Bearings
FTA0102AA DELTA-FTA0102AA Datasheet
303Kb / 1P
Bearing Type Ball Bearings
AFB0912L DELTA-AFB0912L_V01 Datasheet
615Kb / 2P
Bearing Type Ball Bearings
logo
Schneider Electric
AP2312G8ST SCHNEIDER-AP2312G8ST Datasheet
63Kb / 2P
BUSWAY PLUG-IN STRAIGHT LENGTH 8 FOOT
Jun 3, 2020
AP2516G8ST SCHNEIDER-AP2516G8ST Datasheet
63Kb / 2P
BUSWAY PLUG-IN STRAIGHT LENGTH 8 FOOT
logo
Moxa Inc.
CA-108 MOXA-CA-108 Datasheet
298Kb / 3P
8-port RS-232 PC/104 modules
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com